Part Number Hot Search : 
B4406 N8050 204A17 LA8200M FAN3100T 2SK1167 SR3050 BOURNS
Product Description
Full Text Search
 

To Download LTC048520 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 La serie di telecamere colore LTC0485 ad alte prestazioni, dotate di sensore XF-Dynamic CCD digitale da 1/3", offre immagini straordinariamente nitide anche in DinionXF, grazie alla tecnologia XF-Dynamic, estende la gamma dinamica. La condizioni di illuminazione e di scena non ottimali. telecamera elabora, automaticamente e ad alta precisione, il segnale video a 15 bit per visualizzare in modo ottimale i dettagli della scena anche quando la Le telecamere DinionXF, con l'esclusiva tecnologia di elaborazione video luce risulta eccessiva oppure insufficiente digitale a 15 bit e dotate di XF-Dynamic, offrono un'ampia gamma dinamica ed una straordinaria sensibilita. Inoltre, grazie ai migliori sensori CCD, ad Auto black un'elaborazione front-end avanzata ed alla eccezionale tecnologia Dinion DSP, La funzione Auto black consente di migliorare il contrasto della scena garantiscono una sensibilita superiore, producendo immagini piu nitide in rimuovendo i bagliori dall'immagine od apportando correzioni in caso di presenza di luce naturale e chiare in situazioni di illuminazione insufficiente. scarsa visibilita, come in caso di nebbia o foschia. Come tutti i prodotti della gamma Dinion, anche queste telecamere vengono fornite gia pronte per l'installazione. E sufficiente installare l'obiettivo, regolarne la messa a fuoco e fornire l'alimentazione per ottenere immagini perfette in qualsiasi condizione di scena. Per situazioni particolari in cui e richiesta un'ottimizzazione dell'immagine od una configurazione speciale, e disponibile un intuitivo menu OSD (On Screen Display) al quale e possibile accedere tramite 5 pulsanti situati sul lato della telecamera. Le telecamere LTC0485 rilevano automaticamente il tipo di obiettivo installato e la corretta regolazione della messa a fuoco e un'operazione estremamente semplice grazie a Lens Wizard, programma di installazione guidata dell'obiettivo, che assicura immagini straordinariamente nitide in ogni occasione.
Compensazione del controluce BLC
La telecamera puo essere facilmente impostata anche per applicazioni con particolari requisiti, grazie alla possibilita di impostare liberamente l'area ed il livello di BLC (Back Light Compensation).
Lens Wizard
Le telecamere della serie LTC0485 rilevano automaticamente il tipo di obiettivo installato. La funzione Lens Wizard permette, senza l'utilizzo di strumenti o filtri speciali, la regolazione della messa a fuoco con l'obiettivo alla massima apertura, garantendo cosi una corretta messa a fuoco durante l'intero arco delle 24 ore.
Tecnologia Bilinx
Le telecamere della serie LTC0485 utilizzano la tecnologia Bilinx. Bilinx e la funzione di comunicazione bidirezionale incorporata nel segnale video di tutte le telecamere Dinion Bosch.Grazie a Bilinx e possibile da qualsiasi luogo, tramite il cavo video, impostare ed anche aggiornare il firmware della telecamera. La funzione Bilinx consente di ridurre i tempi dell'assistenza, dell'installazione e garantisce una configurazione ed una regolazione piu accurate. Inoltre, Bilinx trasmettere i messaggi di allarme e lo stato della telecamera attraverso il cavo video standard, fornendo prestazioni di livello superiore senza alcuna procedura di installazione aggiuntiva.
Modalita programmabili
La telecamera supporta 3 modalita (profili) operative indipendenti reimpostate per applicazioni standard. E' possibile programmarle liberamente per situazioni specifiche. Per mezzo del sistema Bilinx o attraverso l'ingresso di allarme, e possibile passare facilmente da una modalita all'altra.
NightSense
Le telecamere della serie LTC0485 sono dotate della funzione NightSense. Questa funzione permette di aumentare la sensibilita di 9 dB in modalita monocromatica. E possibile attivare NightSense automaticamente in situazioni di illuminazione insufficiente o manualmente a distanza mediante Bilinx.
Motion detector
Il dispositivo di rilevazione del movimento video puo utilizzare fino a 4 aree liberamente programmabili con soglie di allarme indipendenti. Il dispositivo di rilevazione analizza le variazioni della scena ed elimina i falsi allarmi generati da improvvise variazioni delle condizioni di illuminazione, come l'accensione o lo spegnimento di luci. Le condizioni di allarme possono essere visualizzate a video (OSD), attivare il rele di uscita della telecamera ed anche essere trasmesse su cavo coassiale mediante il sistema di comunicazione Bilinx.
SensUp
La funzione SensUp permette l'incremento della sensibilita in particolari condizioni di luce, per esempio quando l'unica illuminazione disponibile e fornita dalla luna e dalle stelle. In queste condizioni la sensibilita effettiva della telecamera viene notevolmente incrementata grazie all'aumento, fino a 10 volte, del tempo di integrazione dell'immagine sul sensore CCD.
GAMMA COMMERCIALE S.r.l. - Via dei Lavoratori 119/b - Cinisello Balsamo MI tel. 02 6127206 - fax 02 6124828 www.gammacommerciale.it
SPECIFICATIONS
Type numbers CCD type Active pixels Sensitivity (Full video) Sensitivity 50 IRE Minimum illumination Min. Resolution SNR Video output Y/C output Synchronization Shutter NightSense Sensitivity up Auto Black Dynamic Range Dynamic Noise Reduction Contour BLC Gain Low, Medium, High, Off selectable Sharpness enhancement level selectable Off, Area and Level selectable Auto (maximum level selectable to 28 dB) or fixed level selectable Lens Mount White balance C/CS ATW (2500 - 10000 K), AWB hold, Manual WB selectable VMD Alarm output Alarm Input (TTL) 4 area, sensitivity selectable VMD or Bilinx Profile switching, +5 V nominal, +40 Vdc max 75 or High Impedance selectable Up to 1000 m coax without external amplifiers (automatic set-up in combination with coaxial communication) Camera ID Lens types 16 character editable string, position selectable Manual, DC and Video Iris auto-detect with override DC iris drive: max 50 mA continuous Video iris: 11.5 0.5 VDC, max 50 mA continuous Remote control Power Consumption Power Supply Bi-directional coaxial communication 4W LTC0485/10 LTC0485/50 LTC0485/20 LTC0485/60 1/3-inch interline 752 x 582 (CCIR) 1.4 lux 0.59 lux / 0.24 lux (NightSense) 0.4 lux / 0.15 lux (NightSense) 480 TVL > 50 dB 1 Vpp, 75 Y: 1 Vpp / C: 0.3 Vpp Internal, Line Lock, HV-lock and Genlock (Burst lock) selectable Auto (1/50 to 1/500000), Fixed, Flickerless, Default Auto, Forced, Off Off, Automatic continuous up to 10x On, Off selectable 32x dynamic range enhancement 768x492 (NTSC)
ENVIRONMENTAL Storage temperature Ambient humidity -25 C to +70 C (-13 F to +158 F) Operating: 20% to 93% RH, storage up to 98% RH
Electro Magnetic Compatibility Emission Immunity Vibration EN55022 class B, FCC class B part 15 EN50130-4 Alarm Systems, Part 4 Camera with 500 gr lens according to IEC60068-2-27 Safety EN60065 (/10 and /50 models) UL6500, cUL CAN/CSA E60065-00 (/20 and /60 models) Accessories VP-CFGSFT Configuration software for cameras using Bilinx. Includes VP-USB Adaptor. Power transformers TC1334 TC120PS TC220PSX-24 TC220PS 12 VAC, 60 Hz 12 VAC, 60 Hz 220-240 VAC, 50/60 Hz 220-240 VAC, 50/60 Hz 24 VAC, 30 VA 15 VDC, 9 VA 24 VAC, 20 VA 15 VDC, 9 VA
RECOMMENDED LENSES Varifocal lenses LTC 3364/21 LTC 3364/31 LTC 3364/40 LTC 3374/20 Zoom lenses LTC 3384/21 1/3" DC-iris, 6-60 mm F1.4-360 1/3" DC-iris, 2.8-6 mm 1/3" DC-iris, 3.5-8 mm F1.4-300 - IR F1.4-300 - IR
1/3" DC-iris, 2.8-12 mm F1.4-360 1/3" DC-iris, 5-50 mm F1.4-185
Alarm Output Relay max. 30 Vac or +40 Vdc, Max 0,5 A continuous, 10 VA External sync input Cable compensation
117 85 33 1/4"-20 UNC
67
LENS 4-PIN 48
1/4"-20 UNC
59 122
12-28 VAC 110-240 VAC 12-28 VAC 110-240 VAC 11-36 VDC 50 or 60 Hz 11-36 VDC 50 or 60 Hz
Dimensions in mm
Dimensions Weight Tripod mount
58 x 66 x 122 mm (2.28 x 2.6 x 4.8 inch) (hxwxl) without lens 450 g (0.99 lbs) without lens Bottom (isolated) and top 1/4" 20 UNC -20 C to +50 C (-4 F to +131 F) OSD with softkey operation
133
Operating temperature Controls
GAMMA COMMERCIALE S.r.l. Via Dei Lavoratori 119/B - 20092 Cinisello Balsamo MI Tel. 02.6127206 - Fax 02.6124828 www.gammacommerciale.it info@gammacommerciale.it
9922 141 01581 | Printed in The Netherlands | October 2003 * Data subject to change without notice.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LTC048520

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X